công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL6406IBZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL6406IBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Synchronous Buck Pulse-Width Modulation (PWM) Controller
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL6406IBZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  ISL6406IBZ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
FN9073 Rev 9.00
Page 2 of 18
Oct 21, 2015
ISL6406
Functional Block Diagram
Pinouts
ISL6406,
(16 LD SOIC,TSSOP)
TOP VIEW
ISL6406,
(16 LD QFN)
TOP VIEW
14
15
16
9
13
12
11
10
1
2
3
4
5
7
6
8
GND
LGATE
CPVOUT
OCSET
CT1
CT2
SYNC/EN
RT
UGATE
PHASE
VCC
CPGND
COMP
VOUT
FB
BOOT
CPVOUT
OCSET
CT1
CT2
PHASE
VCC
CPGND
COMP
1
3
4
15
16
14
13
2
12
10
9
11
6
57
8
+
-
+
-
+
-
OSCILLATOR
PWM
COMPARATOR
ERROR
AMP
CPVOUT
PWM
GND
FB
VOUT
0.8V
OC
COMPARATOR
GATE
CONTROL
LOGIC
BOOT
UGATE
PHASE
20µA
SYNC/EN
LGATE
SOFTSTART
OCSET
RESET (POR)
POWER-ON
+
-
VCC
CT1
CT2
CPGND
PUMP
CHARGE
RT
SDWN
SDWN
COMP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com