công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL6406IBZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL6406IBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Synchronous Buck Pulse-Width Modulation (PWM) Controller
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL6406IBZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL6406IBZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp ISL6406IBZ Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
FN9073 Rev 9.00
Page 14 of 18
Oct 21, 2015
ISL6406
ISL6406 DC/DC Converter Application Circuit
The circuit below shows the device as it is configured on the
ISL6406 evaluation board. Detailed information on the
circuit, including a complete Bill-of-Materials and circuit
board description, can be found in Application Note AN1031.
2.5V @ 5A
FB
COMP
UGATE
PHASE
BOOT
GND
LGATE
R3
R5
C10
C11
R2
L1
D1
C7
C1A-B
C4
C6
C8A-C
OCSET
CPVOUT
C3
R1
Q1
CT1
CT2
CPGND
SYNC/EN
VCC
3.3V
C5
C2
C9
R4
GND
U1
GND
16
1
2
3
5
6
11
4
8
12
13
14
15
R8
P1
P2
P3
TP1
P5
TP3
9
RT
VOUT
R6
7
10
P4
GND
P6
NOTE: Remove R3, R4, C9, and R5 from the board.
JP1
ISL6406
R7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com