công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X4285 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện X4285
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K, 16K x 8 Bit CPU Supervisor with 128K EEPROM
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

X4285 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button X4285 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp X4285 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
X4283, X4285
FN8121 Rev 1.00
Page 21 of 22
May 23, 2006
X4283, X4285
Small Outline Package Family (SO)
GAUGE
PLANE
A2
A1
L
L1
DETAIL X
4° ±4°
SEATING
PLANE
e
H
b
C
0.010
B
M CA
0.004 C
0.010
B
M CA
B
D
(N/2)
1
E1
E
N
N
(N/2)+1
A
PIN #1
I.D. MARK
h X 45°
A
SEE DETAIL “X”
c
0.010
MDP0027
SMALL OUTLINE PACKAGE FAMILY (SO)
SYMBOL
SO-8
SO-14
SO16
(0.150”)
SO16 (0.300”)
(SOL-16)
SO20
(SOL-20)
SO24
(SOL-24)
SO28
(SOL-28)
TOLERANCE
NOTES
A
0.068
0.068
0.068
0.104
0.104
0.104
0.104
MAX
-
A1
0.006
0.006
0.006
0.007
0.007
0.007
0.007
0.003
-
A2
0.057
0.057
0.057
0.092
0.092
0.092
0.092
0.002
-
b
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.003
-
c
0.009
0.009
0.009
0.011
0.011
0.011
0.011
0.001
-
D
0.193
0.341
0.390
0.406
0.504
0.606
0.704
0.004
1, 3
E
0.236
0.236
0.236
0.406
0.406
0.406
0.406
0.008
-
E1
0.154
0.154
0.154
0.295
0.295
0.295
0.295
0.004
2, 3
e
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
Basic
-
L
0.025
0.025
0.025
0.030
0.030
0.030
0.030
0.009
-
L1
0.041
0.041
0.041
0.056
0.056
0.056
0.056
Basic
-
h
0.013
0.013
0.013
0.020
0.020
0.020
0.020
Reference
-
N
8
14
16
16
20
24
28
Reference
-
Rev. L 2/01
NOTES:
1. Plastic or metal protrusions of 0.006” maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.010” maximum per side are not included.
3. Dimensions “D” and “E1” are measured at Datum Plane “H”.
4. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com