công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4080IB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HIP4080IB
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High FrequencyFull Bridge FET Driver
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HIP4080IB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HIP4080IB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
HIP4080
FN3178 Rev 11.00
Page 9 of 21
February, 2003
Typical Performance Curves VDD = VCC = VAHB = VBHB = 12V, VSS = VALS = VBLS = VAHS = VBHS = 0V,
RHDEL =RLDEL= 100K, and TA = 25oC, Unless Otherwise Specified
FIGURE 4. QUIESCENT IDD SUPPLY CURRENT vs VDD
SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 5. IDDO, NO-LOAD IDD SUPPLY CURRENT vs
FREQUENCY (kHz)
FIGURE 6. SIDE A, B FLOATING SUPPLY BIAS CURRENT vs
FREQUENCY (LOAD = 1000pF)
FIGURE 7. ICCO, NO-LOAD ICC SUPPLY CURRENT vs
FREQUENCY (kHz) TEMPERATURE
FIGURE 8. IAHB, IBHB, NO-LOAD FLOATING SUPPLY BIAS
CURRENT vs FREQUENCY
FIGURE 9. COMPARATOR INPUT CURRENT IL vs
TEMPERATURE AT VCM = 5V
8
10
12
14
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
VDD SUPPLY VOLTAGE (V)
13
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10
200
400
600
800
1000
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
0
100
200 300
400
500
600
700
800
900 1000
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
0
100 200
300 400
500
600
700
800
900 1000
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
SWITCHING FREQUENCY (kHz)
75oC
25oC
125oC
-40oC
0oC
0
200
400
600
800
1000
-0.2
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
FREQUENCY (kHz)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
0.5
1.0
JUNCTION TEMPERATURE (oC)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com