công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4080IB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HIP4080IB
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High FrequencyFull Bridge FET Driver
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HIP4080IB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HIP4080IB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HIP4080IB Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
HIP4080
FN3178 Rev 11.00
Page 8 of 21
February, 2003
Timing Diagrams
FIGURE 1. BI-STATE MODE
FIGURE 2. HIGH SIDE CHOP MODE
FIGURE 3. DISABLE FUNCTION
HEN = 1
ALO
AHO
BLO
TLPHL
THPLH
Tr
(10% - 90%)
Tf
(90% - 10%)
TDT
DIS = 0
THPHL
TLPLH
TDT
IN+ > IN-
BHO
HEN
ALO
AHO
BLO
THEN-PLH
THEN-PHL
IN+ > IN-
BHO
DIS = 0
HEN = 1
AHO
BLO
DIS
TREF-PW
TDLPLH
IN+ > IN-
BHO
TDIS
TUEN
ALO
HIP4080
HIP4080



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com