công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89C52 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89C52
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P89C52 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89C52 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 32 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
89C51/89C52/89C54/89C58
80C51 8-bit microcontroller family
4K/8K/16K/32K Flash
1999 Oct 27
26
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00719
Figure 22. ICC Test Condition, Active Mode
All other pins are disconnected
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
CLOCK SIGNAL
SU00720
Figure 23. ICC Test Condition, Idle Mode
All other pins are disconnected
VCC–0.5
0.45V
0.7VCC
0.2VCC–0.1
tCHCL
tCLCL
tCLCH
tCLCX
tCHCX
SU00009
Figure 24. Clock Signal Waveform for ICC Tests in Active and Idle Modes
tCLCH = tCHCL = 5ns
VCC
P0
EA
RST
XTAL1
XTAL2
VSS
VCC
VCC
ICC
(NC)
SU00016
Figure 25. ICC Test Condition, Power Down Mode
All other pins are disconnected. VCC = 2V to 5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com