công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89C52 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89C52
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P89C52 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89C52 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
89C51/89C52/89C54/89C58
80C51 8-bit microcontroller family
4K/8K/16K/32K Flash
1999 Oct 27
10
Table 3.
Timer 2 Operating Modes
RCLK + TCLK
CP/RL2
TR2
MODE
0
0
1
16-bit Auto-reload
0
1
1
16-bit Capture
1
X
1
Baud rate generator
X
X
0
(off)
OSC
÷ 12
C/T2 = 0
C/T2 = 1
TR2
Control
TL2
(8-bits)
TH2
(8-bits)
TF2
RCAP2L
RCAP2H
EXEN2
Control
EXF2
Timer 2
Interrupt
T2EX Pin
Transition
Detector
T2 Pin
Capture
SU00066
Figure 2. Timer 2 in Capture Mode
Not Bit Addressable
Symbol
Function
—
Not implemented, reserved for future use.*
T2OE
Timer 2 Output Enable bit.
DCEN
Down Count Enable bit. When set, this allows Timer 2 to be configured as an up/down counter.
—
—
—
—
—
—
T2OE
DCEN
SU00729
76
54
32
1
0
*
User software should not write 1s to reserved bits. These bits may be used in future 8051 family products to invoke new features.
In that case, the reset or inactive value of the new bit will be 0, and its active value will be 1. The value read from a reserved bit is
indeterminate.
Bit
T2MOD
Address = 0C9H
Reset Value = XXXX XX00B
Figure 3. Timer 2 Mode (T2MOD) Control Register



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com