công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89C52 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89C52
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K Flash
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P89C52 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89C52 Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors P89C52 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 32 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
89C51/89C52/89C54/89C58
80C51 8-bit microcontroller family
4K/8K/16K/32K Flash
1999 Oct 27
25
VCC–0.5
0.45V
0.2VCC+0.9
0.2VCC–0.1
NOTE:
AC inputs during testing are driven at VCC –0.5 for a logic ‘1’ and 0.45V for a logic ‘0’.
Timing measurements are made at VIH min for a logic ‘1’ and VIL max for a logic ‘0’.
SU00717
Figure 19. AC Testing Input/Output
VLOAD
VLOAD+0.1V
VLOAD–0.1V
VOH–0.1V
VOL+0.1V
NOTE:
TIMING
REFERENCE
POINTS
For timing purposes, a port is no longer floating when a 100mV change from
load voltage occurs, and begins to float when a 100mV change from the loaded
VOH/VOL level occurs. IOH/IOL ≥ ±20mA.
SU00718
Figure 20. Float Waveform
4
8
12
16
20
24
28
32
36
60
50
40
30
20
10
Frequency at XTAL1 (MHz)
ICC (mA)
SU01056
Icc IDLE MODE (TYP.)
Icc MAX ACTIVE MODE (TYP.)
Icc MAX. ACTIVE MODE
Icc MAX. IDLE MODE
Figure 21. ICC vs. FREQ
Valid only within frequency specifications of the device under test



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com