công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSPU877D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CSPU877D
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V PHASE LOCKED LOOP DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CSPU877D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  CSPU877D Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2
COMMERCIALTEMPERATURERANGE
IDTCSPU877D
1.8V PLL DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
PIN CONFIGURATION
52 BALL VFBGA PACKAGE LAYOUT
AB
C
E
F
G
H
J
K
D
6
Y7
FBIN FBOUT
Y6
FBOUT
Y6
Y8
Y8
Y7
FBIN
5
VDDQ
OE
GND
Y5
Y9
GND
4
Y9
Y5
VDDQ
3
Y4
Y0
VDDQ
2
Y0
Y4
GND
VDDQ
GND
1
Y1
Y1
AGND AVDD
CLK
CLK
Y3
Y3
Y2
Y2
OS
GND
GND
GND
GND
NB
NB
NB
NB
NB
NB
VDDQ
VDDQ VDDQ
GND
GND
NB
NB
GND
GND
VDDQ
VDDQ
VDDQ
VFBGA
TOP VIEW
0.65mm
TOP VIEW
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
1
2
3
4
5
6
1
3
2
4
5
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com