công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSPU877D bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CSPU877D
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8V PHASE LOCKED LOOP DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CSPU877D bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp

Back Button CSPU877D Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp CSPU877D Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
13
IDTCSPU877D
1.8V PLL DIFFERENTIAL 1:10 SDRAM CLOCK DRIVER
COMMERCIALTEMPERATURERANGE
ORDERING INFORMATION
IDTCSPU
XXXXX
XX
Package
Device Type
877D
BV
BVG
NL
NLG
Very Fine Pitch Ball Grid Array
Very Fine Pitch Ball Grid Array. Green
Thermally Enhanced Plastic Very Fine Pitch
Quad Flat Pack No Lead Package
VFQFPN - Green
1.8V PLL Differential 1:10 SDRAM Clock Driver
Process
Blank
0°C to +70°C (Commercial)
X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com