công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT45DB041E bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT45DB041E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Mbit DataFlash (with Extra 64 kBits) 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT45DB041E bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Renesas Technology Corp

Back Button AT45DB041E Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp AT45DB041E Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 78 page
background image
DS-AT45DB041E-8783 Rev. P
Page 64
9/26/22
© 2022 Renesas Electronics
DS-AT45DB041E Datasheet
26. Detailed Bit-level Read Waveforms: RapidS Mode 0/Mode 3
Figure 38. Continuous Array Read Timing (Legacy Opcode E8h)
Figure 39. Continuous Array Read Timing (Opcode 0Bh)
Figure 40. Continuous Array Read Timing (Opcode 01h or 03h)
SCK
CS
SI
SO
MSB
MSB
2
3
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
6
7
5
4
10 11
9
8
12
63
66 67
65
64
62
33 34
31 32
29 30
68
71 72
70
69
Opcode
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MSB
X
X
X
X
X
X
MSB
MSB
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Address Bits
32 Dummy Bits
Data Byte 1
High-impedance
Bit 2048/2112
of Page n
Bit 0 of
Page n+1
SCK
CS
SI
SO
MSB
MSB
2
3
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
6
7
5
4
10 11
9
8
12
39
42 43
41
40
38
33 34
31 32
29 30
44
47 48
46
45
Opcode
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MSB
X
X
X
X
X
X
MSB
MSB
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Address Bits A18 - A0
Dummy Bits
Data Byte 1
High-impedance
36 37
35
X
X
SCK
CS
SI
SO
MSB
MSB
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
7
5
4
10 11
9
8
12
37 38
33
36
35
34
31 32
29 30
39 40
Opcode
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MSB
MSB
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Address Bits A18-A0
Data Byte 1
High-impedance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com