| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595AI bảng dữ liệu(PDF) 142 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI bảng dữ liệu(HTML) 142 Page - STMicroelectronics |
|
142 / 377 page ![]() - - - - C7 - - E18 C7 - - M11 126 M10 PG11 I/O FT_hs - LPTIM1_IN2, OCTOSPIM_P1_IO5, SPI3_MOSI, USART1_CTS, SAI2_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT - - - A6 126 A7 - E6 D17 A6 - - A6 127 E6 PG12 I/O FT_hs - LPTIM1_ETR, OCTOSPIM_P2_NCS, SPI3_NSS(boot), USART1_RTS_DE, FMC_NE4, SAI2_SD_A, EVENTOUT - - - - 127 G7 - - A14 B6 - - M10 128 N10 PG13 I/O FT_fhs - I2C1_SDA, SPI3_RDY, USART1_CK, LCD_R0, FMC_A24, EVENTOUT - - - - 128 F8 - - C16 D7 - - M9 129 N9 PG14 I/O FT_fhs - LPTIM1_CH2, I2C1_SCL, LCD_R1, FMC_A25, EVENTOUT - - - H9 129 D8 - - R24 J10 - - H9 130 - VSS S - - - - - - D8 130 B8 - A6 A16 E8 - - D8 131 A6 VDDIO2 S - - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |