công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF2119SU/2 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF2119SU/2
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD controllers/drivers
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCF2119SU/2 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF2119SU/2 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PCF2119SU/2 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 68 page
background image
This text is here in white to force landscape pages to be rotated correctly when browsing through the pdf in the Acrobat reader.This text is here in
_white to force landscape pages to be rotated correctly when browsing through the pdf in the Acrobat reader.This text is here inThis text is here in
white to force landscape pages to be rotated correctly when browsing through the pdf in the Acrobat reader. white to force landscape pages to be ...
MGK899
S
A
0
S
P
011101
0A
slave address
CONTROL BYTE A
1
Co
DATA BYTE
A
CONTROL BYTE A
R/W
0
Co
update
data pointer
1 byte
n
≥ 0 bytes
2n
≥ 0 bytes
DATA BYTE
A
acknowledgement
from PCF2119x
RS
RS
S
A
0
011101
0
PCF2119x
slave address
R/W
Fig.24 Master transmits to slave receiver; write mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com