công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM6821 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - EM Microelectronic - MARIN SA

tên linh kiện EM6821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power uController with 4x20 LCD Driver
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMMICRO [EM Microelectronic - MARIN SA]
Trang chủ  http://www.emmicroelectronic.com
Logo EMMICRO - EM Microelectronic - MARIN SA

EM6821 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - EM Microelectronic - MARIN SA

Back Button EM6821 Datasheet HTML 8Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 9Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 10Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 11Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 12Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 13Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 14Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 15Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6821 Datasheet HTML 16Page - EM Microelectronic - MARIN SA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 68 page
background image
R
EM6821
Copyright
© 2005, EM Microelectronic-Marin SA
12
www.emmicroelectronic.com
The prescaler contains 3 interrupt sources:
- IRQ32/8
; this is Ck[6] or Ck[4] positive edge interrupt,
the selection is depending on bit PrIntSel.
- IRQHz1 ; this is Ck[1] positive edge interrupt
- IRQBlink ; this is 3/4 of Ck[1] period interrupt
There is no interrupt generation on reset.
The first IRQHz1 Interrupt occurs 1 sec (32kHz)
after reset.
A possible application for the IRQBlink is LCD-Display
blinking control together with IRQHz1.
Figure 9. Prescaler Interrupts
Ck[2]
IRQ Blink
IRQ
Hz1
Ck[1]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68