công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W764M32VESSB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

tên linh kiện W764M32VESSB
Giải thích chi tiết về linh kiện  64Mx32 Flash Multi-Chip Package 3.0V Page Mode Flash Memory
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Trang chủ  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

W764M32VESSB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

  W764M32VESSB Datasheet HTML 1Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 2Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 3Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 4Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 5Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
3
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
W764M32V-XSBX
March 2006
Rev. 2
ADVANCED*
White Electronic Designs Corp. reserves the right to change products or specifications without notice.
WE0#
WE1#
CS1#
CS0#
RY/BY#
RESET#
OE#
A-1,A0-24
WP#/ACC
DQ8-15
DQ16-23
DQ24-31
DQ0-7
64M X 8
64M X 8
64M X 8
64M X 8
VCC
VI0
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQ0
DQ1
DQ18
DQ19
VIO
GND
DQ24
DQ8
GND
A0
A3
VCC
GND
DQ10
DQ25
DQ9
GND
A1
A4
A6
RY/BY#
VIO
DQ27
DQ11
DQ26
GND
OE#
A5
A7
DQ29
DQ28
DNU
GND
A2
VIO
VCC
RESET#
WP/ACC#
A14
DQ30
DQ31
VIO
GND
CS0#
WE1#
A15
GND
VIO
VCC
GND
VIO
GND
A22
A23
A17
A18
A8
VIO
GND
VCC
GND
VIO
VCC
GND
VIO
GND
VIO
DQ17
DQ16
VIO
GND
CS1#
WE0#
A19
DQ2
DQ3
DNU
GND
A20
A21
A-1
DQ4
DQ20
DQ21
GND
A10
A9
A16
DQ5
DQ6
DQ23
GND
A12
A11
A24
VCC
DQ22
DQ7
GND
A13
VCC
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
123456789
BLOCK DIAGRAM
PIN DESCRIPTION
DQ0-63
Data Inputs/Outputs
A0-24, A-1*
Address Inputs
WE#0-1
Write Enables
CS#0-1
Chip Selects
OE#
Output Enable
RESET#
Hardware Reset
WP#/ACC
Hardware Write
Protection/Acceleration
RY/BY#
Ready/Busy Output
VCC
Power Supply
VIO
I/O Power Supply
GND
Ground
DNU
Do Not Use
* A-1 is the least significant address.
FIG 1: PIN CONFIGURATION (TOP VIEW)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com