công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W764M32VESSB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - White Electronic Designs Corporation

tên linh kiện W764M32VESSB
Giải thích chi tiết về linh kiện  64Mx32 Flash Multi-Chip Package 3.0V Page Mode Flash Memory
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Trang chủ  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

W764M32VESSB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - White Electronic Designs Corporation

Back Button W764M32VESSB Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 10Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 11Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 12Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 13Page - White Electronic Designs Corporation W764M32VESSB Datasheet HTML 14Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
10
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
W764M32V-XSBX
March 2006
Rev. 2
ADVANCED*
White Electronic Designs Corp. reserves the right to change products or specifications without notice.
FIGURE 7: ACCELERATED PROGRAM TIMING DIAGRAM
FIGURE 8: CHIP/SECTOR ERASE OPERATION TIMINGS
VHH
tVHH
tVHH
VIL or VIH
WP#/ACC
VIL or VIH
tDH
2AAh
SA
VA
tWC
tAH
tWHWH2
30h
In
Progress
Complete
55h
tBUSY
VA
tAS
tCH
tWP
tCS
tWPH
tDS
tVCS
tRB
10 for Chip Erase
555h for
chip erase
Addresses
CS#
OE#
WE#
Data
RY/BY#
VCC
NOTES: 1. SA = Sector Address (for Sector Erase), VA = Valid Address for reading status data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com