| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8501 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8501 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp. |
|
5 / 11 page ![]() F igure 6. B reakdown V oltage V ariation with T emperature F igure 8. B ody Diode F orward V oltage V ariation with S ource C urrent V S D, B ody Diode F orward V oltage (V ) T j, J unction T emperature ( C ) T j, J unction T emperature ( C ) 5 6 V GS , G ate- S ource Voltage (V ) F igure 7. On-R esistance vs. G ate-S ource V oltage with T emperature 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V DS =V GS ID=250uA -50 -25 0 25 50 75 100 125 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 ID=250uA 60 40 20 0 0 25 C ID=25A 125 C 75 C 2 4 6 8 10 80 100 20.0 10.0 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 25 C 75 C 125 C F igure 5. G ate T hres hold V ariation S T M8501 120 |