| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS47L63 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS47L63 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cirrus Logic |
|
4 / 300 page ![]() 4 DS1085F3 CS47L35 1 Pin Descriptions 1 Pin Descriptions 1.1 WLCSP Pinout Figure 1-1. Top-Down (Through-Package) View—101-Ball WLCSP Package A2 A4 A6 A8 A10 B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 MICBIAS1A MICBIAS1B CPVDD1 CP1VOUT2N EPOUTP HPOUTL C2 C4 C6 C8 C10 C12 MICBIAS2A MICVDD CPGND CP1C2B HPOUTR HPDETR D1 D3 D5 D7 D9 D11 D13 IN1ARN/ DMICDAT1 MICBIAS2B CP1C2A CPVDD2 EPOUTN HPDETL E2 E4 E6 E8 E10 E12 IN1ARP NC CP1C1B CP1VOUT2P JACKDET1 HPOUTFB1/ MICDET2 F1 F3 F5 F6 F7 F9 F11 F13 IN2RN/ DMICDAT2 IN1ALN/ DMICCLK1 CP1C1A CP1VOUT1N AGND2 MICDET1/ HPOUTFB2 G2 G4 G6 G8 G10 G12 IN2RP CP2VOUT CP1VOUT1P GPSWP AVDD2 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 IN1BRP IN1ALP CP2CB CP2CA GPSWN AGND2 I1 J2 J4 J6 J8 J10 J12 IN1BRN IN2LN/ DMICCLK2 NC RESET JACKDET2 SUBGND K1 K3 K5 K7 K9 K11 K13 VREFC IN1BLN NC NC IRQ DGND L2 L4 L6 L8 L10 L12 AVDD1 IN2LP AIF2RXDAT/ GPIO14 TMS CIF1SS FLLVDD M1 M3 M5 M7 M9 M11 M13 AGND1 IN1BLP AIF2TXDAT/ GPIO12 TDO CIF1MOSI CIF1SCLK N2 N4 N6 N8 N10 N12 SPKCLK/ GPIO6 AIF3TXDAT/ GPIO1 AIF2LRCLK/ GPIO15 TRST CIF1MISO MCLK1 O1 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 SUBGND SPKDAT/ GPIO5 AIF3LRCLK/ GPIO4 TDI SLIMDAT CIF2SDA Q1 R2 R4 R6 R8 R10 R12 SPKOUTN AIF3RXDAT/ GPIO3 AIF2BCLK/ GPIO13 MIF1SDA/ GPIO7 AIF1RXDAT/ GPIO8 CIF2SCLK S1 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 SPKVDD SPKGNDN AIF3BCLK/ GPIO2 TCK SLIMCLK AIF1LRCLK/ GPIO11 U2 U4 U6 U8 U10 U12 SPKOUTP DGND MCLK2 MIF1SCLK/ GPIO16 AIF1TXDAT/ GPIO10 AIF1BCLK/ GPIO9 SPKVDD SPKGNDP DBVDD2 DCVDD DGND DBVDD1 U13 A1 A3 A5 A7 A9 A11 B2 B4 B6 B8 B10 B12 C1 C3 C5 C7 C9 C11 D2 D4 D6 D8 D10 D12 E1 E3 E5 E7 E9 E11 F2 F4 F8 F10 F12 G1 G3 G5 G7 G9 G11 H2 H4 H6 H8 H10 H12 J1 J3 J5 J7 J9 J11 K2 K4 K6 K8 K10 K12 L1 L3 L5 L7 L9 L11 M2 M4 M6 M8 M10 M12 N1 N3 N5 N7 N9 N11 P2 P4 P6 P8 P10 P12 R1 R3 R5 R7 R9 R11 T2 T4 T6 T8 T10 T12 U1 U3 U5 U7 U9 U11 Power Analog I/O Digital I/O |