công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L9788 bảng dữ liệu(PDF) 215 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L9788
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multifunction IC for automotive engine management system
PDF  264 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9788 bảng dữ liệu(HTML) 215 Page - STMicroelectronics

Back Button L9788 Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 212Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics L9788 Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 215 / 264 page
background image
DS12308 Rev 4
215/264
L9788
Micro second channel (MSC) interface
263
18.5.21
Commands
RD_COMMAND1.. RD_COMMAND16
These commands allow the reading of information that will be output on Upstream.
Table 92. Commands
Name
ADDRESS
DATA
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RD_COMMAND1
1
0
1
0
1
0
1
0101
0
101
RD_COMMAND2
1
0
1
0
1
0
1
1010
1
010
RD_COMMAND3
0
1
0
1
0
1
0
0101
0
101
RD_COMMAND4
0
1
0
1
0
1
0
1010
1
010
RD_COMMAND5
1
0
1
0
1
0
1
1001
1
001
RD_COMMAND6
1
0
1
0
1
0
1
0110
0
110
RD_COMMAND7
0
1
0
1
0
1
0
1001
1
001
RD_COMMAND8
0
1
0
1
0
1
0
0110
0
110
RD_COMMAND9
1
0
1
0
1
0
1
1110
1
110
RD_COMMAND10
1
0
1
0
1
0
1
0001
0
001
RD_COMMAND11
0
1
0
1
0
1
0
1110
1
110
RD_COMMAND12
0
1
0
1
0
1
0
0001
0
001
RD_COMMAND13
1
0
1
0
1
0
1
0111
0
111
RD_COMMAND14
1
0
1
0
1
0
1
1000
1
000
RD_COMMAND15
0
1
0
1
0
1
0
0111
0
111
RD_COMMAND16
0
1
0
1
0
1
0
1000
1
000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More