| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
N2L bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
N2L bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Renesas Technology Corp |
|
27 / 127 page ![]() Table 1.19 List of pins and pin functions (225-pin FBGA) (7 of 8) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port Bus, DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD, USB) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt ADC12 Host interface (SHOSTI F, PHOSTIF ) M12 VCC1833_3 — P13_5 — MTCLKA XSPI0_WP1# / GMAC_PTPTRG0 / ESC_LATCH0 / ESC_LATCH1 / SPI_RSPCK1 / IIC_SCL2 — — — — M13 VCC1833_3 — P13_6 — MTCLKB XSPI0_WP0# / ETHSW_PTPOUT0 / ESC_SYNC0 / ESC_SYNC1 — — — — M14 VCC1833_3 — P14_3 — MTIOC0A XSPI0_RSTO1# / ETH0_COL / ETH2_COL — — — HSPI_IO1 M15 VCC1833_3 — P14_7 A22 / BS# — XSPI0_IO0 / SCK5 / SPI_MISO1 — — — — N1 VCC1833_1 — P06_4 D4 GTIOC11A ETH1_TXCLK / SPI_MOSI1 — — — — N2 VCC1833_1 — P06_5 D5 GTIOC11B ETH1_TXEN — — — — N3 VCC1833_1 — P07_1 — GTIOC13B ETH1_RXD3 — — — — N4 VCC1833_0 — P08_4 — MTIOC6A ETH0_RXD3 — — — — N5 VCC1833_0 — P08_7 — MTIOC6D GMAC_MDC / ETHSW_MDC / ESC_MDC — — — — N6 VCC1833_0 — P09_2 — MTIOC7C ETH0_RXER — IRQ0 — — N7 VCC1833_0 — P09_5 — — ETH0_TXD1 — — — — N8 VCC1833_0 — P10_0 — — ETH0_TXEN — — — — N9 — VCC18_PLL1 — — — — — — — — N10 — VSS — — — — — — — — N11 — TRACEDATA0 P12_4 D15 MTIOC8B / GTIOC8B ETH1_CRS / SPI_SSL01 MBX_HI NT# — — — N12 — TRACEDATA7 P13_3 D8 / RD# MTIOC0C / MTIOC0B / GTIOC10B / CMTW1_TOC0 ETHSW_PTPOUT3 / ESC_I2CDATA / CTS1# / SPI_RSPCK0 / IIC_SDA0 MDAT4 — — — N13 — VSS_USB — — — — — — — — N14 — VSS — — — — — — — — N15 — VSS_USB — — — — — — — — P1 VCC1833_1 — P07_0 — GTIOC13A ETH1_RXD2 — — — — P2 VCC1833_1 — P07_2 — — ETH1_RXDV — — — — P3 VCC1833_0 — P08_5 — MTIOC6B ETH0_RXDV — — — — P4 VCC1833_0 — P09_0 — MTIOC7A GMAC_MDIO / ETHSW_MDIO / ESC_MDIO — — — — P5 — MDX — — — — — — — — P6 — RES# — — — — — — — — P7 — VDD — — — — — — — — P8 — VSS — — — — — — — — P9 — VCC18_PLL0 — — — — — — — — P10 — AVCC18_USB — — — — — — — — P11 — VCC18_USB — — — — — — — — P12 — VSS_USB — — — — — — — — P13 — — — — — USB_DM — — — — P14 — VSS_USB — — — — — — — — P15 — — — — — USB_RREF — — — — R1 — VSS — — — — — — — — R2 — — P07_4 — — USB_VBUSIN — IRQ1 ADTRG0# — R3 VCC1833_0 — P09_1 — MTIOC7B ETH0_REFCLK / RMII0_REFCLK — — — — R4 VCC1833_0 — P09_3 — MTIOC7D ETH0_TXD3 — — — — RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0110 Rev.1.10 Jul 29, 2022 Page 27 of 127 |