| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
N2L bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
N2L bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
32 / 127 page ![]() Table 1.20 List of pins and pin functions (121-pin FBGA) (4 of 4) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt Host interface (SHOSTI F) J9 VCC1833_3 — P14_2 — MTIOC8B / GTIOC8B XSPI0_ECS0 # / ETH2_CRS — IRQ6 HSPI_CK J10 VCC1833_3 — P14_3 — MTIOC0A XSPI0_RSTO1# / ETH2_COL — — HSPI_IO1 J11 VCC1833_3 — P14_6 — — XSPI0_CKP — — — K1 VCC1833_1 — P06_5 — GTIOC11B ETH1_TXEN — — — K2 VCC1833_1 — P06_7 — GTIOC12B ETH1_RXD1 / SPI_SSL11 — — — K3 VCC1833_1 — P07_3 — — ETH1_RXCLK — — — K4 VCC1833_0 — P08_7 — MTIOC6D GMAC_MDC / ETHSW_MDC / ESC_MDC — — — K5 — MDX — — — — — — — K6 VCC1833_0 VCC1833_0 — — — — — — — K7 — EXTCLKIN — — — — — — — K8 — VCC18_PLL1 — — — — — — — K9 — — P13_3 — MTIOC0C / MTIOC0B / GTIOC10B / CMTW1_TOC0 ETHSW_PTPOUT3 / ESC_I2CDATA / CTS1# / IIC_SDA0 MDAT4 — — K10 VCC1833_3 — P13_5 — MTCLKA XSPI0_WP1# / GMAC_PTPTRG0 / ESC_LATCH0 / ESC_LATCH1 / SPI_RSPCK1 / IIC_SCL2 — — — K11 VCC1833_3 — P14_1 — MTIOC8A / GTIOC8A XSPI0_INT1# / ETH1_COL / GMAC_PTPTRG1 / ESC_LATCH0 / ESC_LATCH1 — — HSPI_IO0 L1 — VSS — — — — — — — L2 VCC1833_1 — P07_0 — GTIOC13A ETH1_RXD2 — — — L3 VCC1833_1 — P07_2 — — ETH1_RXDV — — — L4 VCC1833_0 — P09_0 — MTIOC7A GMAC_MDIO / ETHSW_MDIO / ESC_MDIO — — — L5 — VSS — — — — — — — L6 — EXTAL — — — — — — — L7 — XTAL — — — — — — — L8 — VSS — — — — — — — L9 — — P13_2 — MTIOC0A / GTIOC10A / POE8# ETHSW_PTPOUT2 / ESC_I2CCLK / SS1# / CTS1# / RTS1# / IIC_SCL0 MCLK4 IRQ5 — L10 — — P13_4 — MTIOC0D / GTIOC8B ESC_RESETOUT# — — — L11 — VSS — — — — — — — RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0110 Rev.1.10 Jul 29, 2022 Page 32 of 127 |