công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QPC3614 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện QPC3614
Giải thích chi tiết về linh kiện  75廓 5 ??500MHz Digital Step Attenuator
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

QPC3614 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Qorvo, Inc

Back Button QPC3614 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc QPC3614 Datasheet HTML 10Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
QPC3614
75Ω 5 −1500MHz Digital Step Attenuator
Data Sheet Rev. D, Feb 28, 2018 | Subject to change without notice
- 6 of 19 -
www.qorvo.com
®
Evaluation Board Assembly Drawing
On Board Jumpers
Jumpers
Connector
Signal
Position
U1 Connection
Comment
S1
P3
Logic
Voltage
0 (Default)
VDD From P6
1
VIO From P5
S2
PBar/S
0
GND
Parallel Mode
1 (Default)
U1_VDD
Serial Mode
S6
P4
LE
OPEN (Default)
LE (from UM232R)
Only install for external SPI control
through P5
INSTALLED
LE (from P5.3)
S7
P7
VSS
0 (Default)
VSS to GND
Use to tie VSS to Ground to enable
internal NVG or connect to P6 for
external negative supply.
1
VSS From P6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com