công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5644BCFCLU1R bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC5644BCFCLU1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5646C Microcontroller Datasheet
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5644BCFCLU1R bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors MPC5644BCFCLU1R Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 116 page
background image
MPC5646C Microcontroller DataSheet, Rev. 7
Electrical Characteristics
NXP Semiconductors
46
Figure 5. I/O input DC electrical characteristics definition
4.6.3
I/O output DC characteristics
The following tables provide DC characteristics for bidirectional pads:
Table 13. I/O input DC electrical characteristics
Symbol
C
Parameter
Conditions1
1 V
DD = 3.3 V ± 10% / 5.0 V ± 10%, TA = −40 to 125 °C, unless otherwise specified.
Value2
2 V
DD as mentioned in the table is VDD_HV_A/VDD_HV_B. All values need to be confirmed during device validation.
Unit
Min
Typ
Max
VIH
SR P Input high level CMOS (Schmitt
Trigger)
—0.65VDD
—VDD +0.4
V
VIL
SR P Input low level CMOS (Schmitt
Trigger)
—
−0.3
—
0.35VDD
VHYS CC C Input hysteresis CMOS (Schmitt
Trigger)
—0.1VDD
——
ILKG CC P Digital input leakage
No injection
on adjacent
pin
TA = −40 °C
—
2
—
nA
PTA = 25 °C
—
2
—
DTA = 105 °C
—
12
500
PTA = 125 °C
—
70
1000
WFI SR P Width of input pulse rejected by
analog filter3
3 Analog filters are available on all wakeup lines.
——
—
404
ns
WNFI SR P Width of input pulse accepted by
analog filter(3)
—
10004
4 The width of input pulse in between 40 ns to 1000 ns is indeterminate. It may pass the noise or may not depending
on silicon sample to sample variation.
——
ns
VIL
VIN
VIH
PDIx = ‘1
VDD
VHYS
(GPDI register of SIUL)
PDIx = ‘0’



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com