công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8315ECVRADDA bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8315ECVRADDA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8315ECVRADDA bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 77Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 78Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 106 page
background image
MPC8315E PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 2
76
Freescale Semiconductor
Package and Pin Listings
This figure shows the TDM transmit signal timing.
Figure 60. TDM Transmit Signals
23 Package and Pin Listings
This section details package parameters, pin assignments, and dimensions. The MPC8315E is available in
a thermally enhanced plastic ball grid array (TEPBGA II), see Section 23.1, “Package Parameters for the
MPC8315E TEPBGA II,” and Section 23.2, “Mechanical Dimensions of the TEPBGA II,” for information
on the TEPBGA II.
23.1
Package Parameters for the MPC8315E TEPBGA II
The package parameters are as provided in the following list. The package type is 29 mm
 29 mm,
TEPBGA II.
Package outline
29 mm
 29 mm
Interconnects
620
Pitch
1 mm
Module height (typical)
2.23 mm
Solder balls
96.5 Sn/3.5 Ag (VR package)
Ball diameter (typical)
0.6 mm
TDMxTCK
TDMxTD
TDMxRCK
TDMxTFS (output)
TDMxTFS (input)
tDM
tDM_HIGH
tDM_LOW
tDMIVKH
tDM_OUTAC
tDMFSIXKH
tDMTKHOV
tDMTKHOX
tDM_OUTHI
tDMFSKHOV
tDMFSKHOX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com