công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8315ECVRADDA bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8315ECVRADDA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8315ECVRADDA bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors MPC8315ECVRADDA Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 106 page
background image
MPC8315E PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 2
Freescale Semiconductor
69
Serial ATA (SATA)
Figure 53. Reference Clock Timing Waveform
17.2
SATA AC Electrical Characteristics
This table provides the general AC parameters for the SATA interface.
Total reference clock jitter, phase noise
integration from 100 Hz to 3 MHz
tCLK_PJ
peak to peak jitter
at refClk input
—
—
100
ps
—
Note:
1. Only 50/75/100/125/150 MHz have been tested, other in between values will not work correctly with the rest of the system.
Table 57. SATA AC Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Min
Typical
Max
Units
Note
Channel Speed
1.5G
3.0G
tCH_SPEED
—1.5
3.0
—
Gbps
—
Unit Interval
1.5G
3.0G
TUI
—
666.4333
333.3333
—
ps
—
Table 56. Reference Clock Input Requirements (continued)
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typical
Max
Unit
Note
TH
TL
Ref_CLK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com