công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX20047AFPA/V+ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX20047AFPA/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 3A USB DCP Charger
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX20047AFPA/V+ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX20047AFPA/V+ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
(TA = +25°C)
Typical Operating Characteristics (continued)
2A/div
5V/div
5V/div
toc17
100µs/div
IHVBUS1
VHVBUS1
HVBUS1/HVBUS2
LOAD TRANSIENT
VHVBUS2
80mA
2.4A
0
10
20
30
40
50
60
70
12.0
13.5
15.0
16.5
18.0
19.5
21.0
RDSON(2) (mΩ)
-40C
+25C
+125C
USB2 FET ON-RESISTANCE vs.
TEMPERATURE
toc15
toc18
5µs/div
VHVBUS1
HVBUS1/HVBUS2
RIPPLE VOLTAGE (NO LOAD)
VHVBUS2
fSW = 400kHz
VSUPSW = 14V
20mV/div
(AC-COUPLED)
20mV/div
(AC-COUPLED)
10V/div
5V/div
5V/div
toc16
500ms/div
VHVEN
VHVBUS1
HVBUS1/HVBUS2
STARTUP
VHVBUS2
toc19
5µs/div
VHVBUS1
HVBUS1
RIPPLE VOLTAGE
VHVBUS2
fSW = 400kHz
VSUPSW = 14V
20mV/div
(AC-COUPLED)
20mV/div
(AC-COUPLED)
IHVBUS1 = 3A
toc20
5µs/div
VHVBUS1
HVBUS2
RIPPLE VOLTAGE
VHVBUS2
fSW = 400kHz
VSUPSW = 14V
20mV/div
(AC-COUPLED)
20mV/div
(AC-COUPLED)
IHVBUS2 = 3A
MAX20047
Dual 3A USB DCP Charger
Maxim Integrated │ 9
www.maximintegrated.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com