công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC572L60F2 bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC572L60F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Power Architecture® based MCU for automotive powertrain applications
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC572L60F2 bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC572L60F2 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics SPC572L60F2 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 112 page
background image
Electrical characteristics
SPC572Lx
62/112
DocID027866 Rev 5
Figure 17. LVDS pad external load diagram
3.15
Power management: PMC, POR/LVD, sequencing
The power management module monitors the different power supplies. It also generates the
internal supplies that are required for correct device functionality. The power management is
supplied by the VDD_HV_PMC supply, with voltage monitors ensuring safe state operation.
CL
CL
1pF
1pF
2.5pF
2.5pF
100Ω
terminator
bond pad
GPIO Driver
GPIO Driver
LVDS Driver
Die
Package
PCB
bond pad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com