| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L072X8 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L072X8 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 160 page ![]() Pin descriptions STM32L072xx 46/160 DS10689 Rev 5 9 9 13 13 17 G3 G7 26 L3 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX, LPUART1_RX COMP2_INP, ADC_IN3 - - - - 18 C2 - 27 D3 VSS S - - - - - - - - 19 D2 - 28 H3 VDD S - - - - 10 10 14 14 20 H3 F5 29 M3 PA4 I/O TC (2) SPI1_NSS, TSC_G2_IO1, USART2_CK, TIM22_ETR COMP1_INM, COMP2_INM, ADC_IN4, DAC_OUT1 11 11 15 15 21 F4 G6 30 K4 PA5 I/O TC - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, TIM2_CH1 COMP1_INM, COMP2_INM, ADC_IN5, DAC_OUT2 12 12 16 16 22 G4 G5 31 L4 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, TIM3_CH1, TSC_G2_IO3, LPUART1_CTS, TIM22_CH1, EVENTOUT, COMP1_OUT ADC_IN6 13 13 17 17 23 H4 F4 32 M4 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, TIM3_CH2, TSC_G2_IO4, TIM22_CH2, EVENTOUT, COMP2_OUT ADC_IN7 -- - - 24 H5 - 33 K5 PC4 I/O FT - EVENTOUT, LPUART1_TX ADC_IN14 -- - - 25 H6 - 34 L5 PC5 I/O FT - LPUART1_RX, TSC_G3_IO1 ADC_IN15 14 14 18 18 26 F5 G4 35 M5 PB0 I/O FT - EVENTOUT, TIM3_CH3, TSC_G3_IO2 ADC_IN8, VREF_OUT Table 16. STM32L072xxx pin definition (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |