công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4C075033K3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-33mW SiC FET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - UnitedSiC.

Back Button UJ4C075033K3S Datasheet HTML 5Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 10Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 11Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 12Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 13Page - UnitedSiC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Figure 13. Typical capacitances at f = 100kHz and VGS
= 0V
Figure 14. DC drain current derating
Figure 15. Total power dissipation
Figure 16. Maximum transient thermal impedance
1
10
100
1000
10000
0
100 200 300 400 500 600 700 800
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Ciss
Coss
Crss
0
10
20
30
40
50
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
Case Temperature, TC (°C)
0
50
100
150
200
250
300
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
Case Temperature, TC (°C)
0.001
0.01
0.1
1
1.E-06 1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01
Pulse Time, tp (s)
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
Single Pulse
Datasheet: UJ4C075033K3S
Rev. B, July 2021
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com