công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4C075033K3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-33mW SiC FET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - UnitedSiC.

  UJ4C075033K3S Datasheet HTML 1Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 2Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 3Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 4Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 5Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Typical Performance - Dynamic (continued)
Min
Typ
Max
td(on)
11
tr
31
td(off)
13
tf
9
EON
225
EOFF
49
ETOTAL
274
ERS_ON
2.6
ERS_OFF
7
td(on)
15
tr
31
td(off)
19
tf
10
EON
265
EOFF
81
ETOTAL
346
ERS_ON
2
ERS_OFF
5
6. Measured with the switching test circuit in Figure 36.
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
Total switching energy
Snubber RS energy during turn-on
Snubber RS energy during turn-off
Parameter
Symbol
Test Conditions
Value
Units
Note 6,
VDS=400V, ID=30A, Gate
Driver =0V to +15V,
Turn-on RG,EXT=1W,
Turn-off RG,EXT = 5W,
inductive Load,
FWD: UJ3D06520TS,
RC snubber: RS=15W and
CS=100pF,
TJ=25°C
ns
Turn-on energy including RS energy
mJ
Turn-off energy including RS energy
Total switching energy
Snubber RS energy during turn-on
Snubber RS energy during turn-off
Turn-on delay time
Note 6,
VDS=400V, ID=30A, Gate
Driver =0V to +15V,
Turn-on RG,EXT=1W, Turn-
off RG,EXT=5W,
inductive Load,
FWD: UJ3D06520TS,
RC snubber: RS=15W and
CS=100pF,
TJ=150°C
ns
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
Turn-on energy including RS energy
mJ
Turn-off energy including RS energy
Datasheet: UJ4C075033K3S
Rev. B, July 2021
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com