công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4C075033K3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-33mW SiC FET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4C075033K3S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - UnitedSiC.

Back Button UJ4C075033K3S Datasheet HTML 2Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 3Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 4Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 5Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. UJ4C075033K3S Datasheet HTML 10Page - UnitedSiC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
Typical Performance Diagrams
Figure 1. Typical output characteristics at TJ = - 55°C,
tp < 250
ms
Figure 2. Typical output characteristics at TJ = 25°C,
tp < 250
ms
Figure 3. Typical output characteristics at TJ = 175°C,
tp < 250
ms
Figure 4. Normalized on-resistance vs. temperature
at VGS = 12V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = 15V
Vgs = 8V
Vgs = 7V
Vgs = 6.5V
Vgs = 6V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = 15V
Vgs = 8V
Vgs = 7V
Vgs = 6.5V
Vgs = 6V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drain-Source Voltage, VDS (V)
Vgs = 15V
Vgs = 8V
Vgs = 7V
Vgs = 6.5V
Vgs = 6V
Vgs = 5.5V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175
Junction Temperature, TJ (°C)
Id = 30A
Id = 15A
Datasheet: UJ4C075033K3S
Rev. B, July 2021
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com