công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8580GEFT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8580GEFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multichannel CODEC with S/PDIF Transceiver
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8580GEFT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8580GEFT Datasheet HTML 10Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 11Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 12Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 13Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 14Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 15Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 16Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 17Page - Wolfson Microelectronics plc WM8580GEFT Datasheet HTML 18Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 92 page
background image
WM8580
Product Preview
w
PP Rev 1.0 March 2006
14
CONTROL INTERFACE TIMING – 3-WIRE MODE
Figure 4 SPI Compatible Control Interface Input Timing
Test Conditions
AVDD, PVDD = 5V,DVDD = 3.3V, AGND, PGND,DGND = 0V, TA = +25
oC, fs = 48kHz, MCLK and ADCMCLK = 256fs unless
otherwise stated
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNIT
SCLK rising edge to CSB rising edge
tSCS
60
ns
SCLK pulse cycle time
tSCY
80
ns
SCLK duty cycle
40/60
60/40
ns
SDIN to SCLK set-up time
tDSU
20
ns
SDIN hold time from SCLK rising edge
tDHO
20
ns
SDO propagation delay from SCLK rising
edge
tDL
5
ns
CSB pulse width high
tCSH
20
ns
CSB rising/falling to SCLK rising
tCSS
20
ns
Pulse width of spikes that will be suppressed
tps
2
8
ns
Table 6 3-wire SPI Compatible Control Interface Input Timing Information
CSB
SCLK
SDIN
t
DHO
t
DSU
t
CSH
t
SCY
t
SCS
LSB
t
CSS
SDO
t
DL
LSB
t
CSS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com