công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS5050A bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - ams AG

tên linh kiện AS5050A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power 10-Bit Magnetic Position Sensor
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5050A bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - ams AG

Back Button AS5050A Datasheet HTML 21Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 22Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 23Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 24Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 25Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 26Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 28Page - ams AG AS5050A Datasheet HTML 29Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 31 page
background image
ams Datasheet
Page 25
[v2-06] 2014-Oct-14
Document Feedback
AS5050A − Package Drawings & Markings
Figure 34:
Marking: YYWWXZZ
Figure 35:
Vertical Cross Section of QFN 16-pin 4x4x0.85 mm package
Note(s) and/or Footnote(s):
1. All dimensions in mm.
2. Die thickness 0.254 ± 0.013
3. Adhesive thickness 0.010 ± 10, +0.01, -0.0025
4. Lead frame thickness 0.203 typ.
YY
WW
X
ZZ
Year (i.e. 04 for 2004)
Week
Assembly plant identifier
Assembly traceability code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31