| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS5050A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5050A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ams AG |
|
8 / 31 page ![]() Page 8 ams Datasheet Document Feedback [v2-06] 2014-Oct-14 AS5050A − Detailed Description Noise Performance This figure shows the Worst Case Noise Performance of the AS5050A at different gain settings which can be set in the System Configuration Register 1. Figure 9: Worst Case Noise Performance of the AS5050A Detailed Description 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0 10203040 5060708090 100 N 11 N 10 N 01 N 00 Bz [mT] |