| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8560CVT667JC bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8560CVT667JC bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - NXP Semiconductors |
|
76 / 108 page ![]() MPC8560 Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 4.2 76 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings RIO_RD[0:7] T25, U25, V25, W25, AA25, AB25, AC25, AD25 I OVDD — RIO_RD[0:7] T24, U24, V24, W24, AA24, AB24, AC24, AD24 I OVDD — RIO_RFRAME AE27 I OVDD — RIO_RFRAME AE26 I OVDD — RIO_TCLK AC20 O OVDD 11 RIO_TCLK AE21 O OVDD 11 RIO_TD[0:7] AE18, AC18, AD19, AE20, AD21, AE22, AC22, AD23 O OVDD — RIO_TD[0:7] AD18, AE19, AC19, AD20, AC21, AD22, AE23, AC23 O OVDD — RIO_TFRAME AE24 O OVDD — RIO_TFRAME AE25 O OVDD — RIO_TX_CLK_IN AF24 I OVDD — RIO_TX_CLK_IN AF25 I OVDD — I2C interface IIC_SDA AH22 I/O OVDD 4, 20 IIC_SCL AH23 I/O OVDD 4, 20 System Control HRESET AH16 I OVDD — HRESET_REQ AG20 O OVDD — SRESET AF20 I OVDD — CKSTP_IN M11 I OVDD — CKSTP_OUT G1 O OVDD 2, 4 Debug TRIG_IN N12 I OVDD — TRIG_OUT/READY G2 O OVDD 6, 9, 19 MSRCID[0:1] J9, G3 O OVDD 5, 6, 9 MSRCID[2:4] F3, F5, F2 O OVDD 6 MDVAL F4 O OVDD 6 Clock SYSCLK AH21 I OVDD — RTC AB23 I OVDD — CLK_OUT AF22 O OVDD 11 Table 54. MPC8560 Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |