công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2903708 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2903708
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single relay - REL-PR3-120AC/3X1
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2903708 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  2903708 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/2903708
10/27/2021   Page 2 / 6
Single relay - REL-PR3-120AC/3X1 - 2903708
Technical data
Contact side
Type of switch contact
Single contact
Contact material
AgNi
Maximum switching voltage
440 V AC
250 V DC
Minimum switching voltage
10 V (At 24 mA)
Min. switching current
10 mA (at 24 V)
Maximum inrush current
50 A (20 ms, N/O contacts)
Limiting continuous current
16 A
Interrupting rating (ohmic load) max.
384 W (at 24 V DC)
720 W (at 48 V DC)
600 W (at 60 V DC)
660 W (at 110 V DC)
183 W (at 220 V DC)
4000 VA (for 250 V AC)
4000 VA (at 440 V AC)
Switching capacity
1 A (at 24 V, DC13)
1 A (at 120 V, DC13)
1 A (at 220 V, DC13)
1.5 A (at 24 V, AC15)
1.5 A (at 120 V, AC15)
1.5 A (at 240 V, AC15)
3-phase motor load
1500 W (at 400 V, AC3)
Motor load according to UL 508
1/3 HP, 120 V AC (N/O contact)
1/2 HP, 240 V AC (N/O contact)
General
Test voltage
2.5 kVrms (50 Hz, 1 min., winding/contact)
2.5 kVrms (50 Hz, 1 min., contact/contact)
2.5 kVrms (50 Hz, 1 min., N/O contact / N/O contact)
Operating mode
100% operating factor
Mechanical service life
approx. 107 cycles
Service life, electrical
see diagram
Mounting position
any
Connection data
Connection method
Plug connection
Standards and Regulations
Connection in acc. with standard
CSA
Standards/regulations
IEC 60664
IEC 61810
Rated insulation voltage
250 V AC



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com