công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2903708 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2903708
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single relay - REL-PR3-120AC/3X1
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2903708 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  2903708 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/2903708
10/27/2021   Page 3 / 6
Single relay - REL-PR3-120AC/3X1 - 2903708
Technical data
Standards and Regulations
Rated surge voltage
4 kV
Insulation
Basic insulation
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Conformance/approvals
Designation
Corrosive gas test
Identification
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Drawings
Diagram
0,1
0,2
0,3
0,5
10
20
10
20
30
50
70
100
300
200
500
1
2
5
Switching voltage [V]
AC, ohmic load
DC, ohmic load
DC, L/R = 40 ms
Interrupting rating
Circuit diagram
A1
11
14
21
24
31
34
A2
Diagram
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ambienttemperature[°C]
DCcoils
ACcoils
Operating voltage range
Diagram
COS j
1
0,9
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Service life reduction factor



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com