công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2903708 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2903708
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single relay - REL-PR3-120AC/3X1
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2903708 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2903708 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 2903708 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/2903708
10/27/2021   Page 1 / 6
Single relay - REL-PR3-120AC/3X1 - 2903708
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 120 V AC
Key Commercial Data
Packing unit
1 pc
GTIN
GTIN
4046356759205
Technical data
Dimensions
Width
38.6 mm
Height
36.1 mm
Depth
45.5 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Degree of protection
RT I
Coil side
Nominal input voltage UN
120 V AC
Mains frequency
50/60 Hz
Typical input current at UN
23 mA
Typical response time
5 ms ... 25 ms (depending on phase relation)
Typical release time range
5 ms ... 20 ms (depending on phase relation)
Power dissipation for nominal condition
2.76 W
Contact side
Contact type
3 N/O contacts


Số phần tương tự - 2903708

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2903700 PHOENIX-2903700 Datasheet
561Kb / 6P
Single relay - REL-PR2-120AC/2X21
2903701 PHOENIX-2903701 Datasheet
561Kb / 6P
Single relay - REL-PR2-230AC/2X21
10/27/2021
2903702 PHOENIX-2903702 Datasheet
104Kb / 5P
Single relay - REL-PR3- 24DC/3X21
2903703 PHOENIX-2903703 Datasheet
558Kb / 6P
Single relay - REL-PR3- 24AC/3X21
10/27/2021
2903704 PHOENIX-2903704 Datasheet
104Kb / 5P
Single relay - REL-PR3-120AC/3X21
More results

Mô tả tương tự - 2903708

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2903702 PHOENIX-2903702 Datasheet
104Kb / 5P
Single relay - REL-PR3- 24DC/3X21
2903704 PHOENIX-2903704 Datasheet
104Kb / 5P
Single relay - REL-PR3-120AC/3X21
2903705 PHOENIX-2903705 Datasheet
104Kb / 5P
Single relay - REL-PR3-230AC/3X21
2903706 PHOENIX-2903706 Datasheet
108Kb / 5P
Single relay - REL-PR3- 24DC/3X1
2903709 PHOENIX-2903709 Datasheet
108Kb / 5P
Single relay - REL-PR3-230AC/3X1
2903684 PHOENIX-2903684 Datasheet
275Kb / 7P
Single relay - REL-IR4/L-120AC/4X21AU
2903700 PHOENIX-2903700 Datasheet
561Kb / 6P
Single relay - REL-PR2-120AC/2X21
2903703 PHOENIX-2903703 Datasheet
558Kb / 6P
Single relay - REL-PR3- 24AC/3X21
10/27/2021
2903707 PHOENIX-2903707 Datasheet
561Kb / 6P
Single relay - REL-PR3- 24AC/3X1
10/27/2021
2909744 PHOENIX-2909744 Datasheet
152Kb / 9P
Single relay - REL-IR4/120AC/4X21/EX
09/12/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com