công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MWPR1516CFM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MWPR1516CFM
Giải thích chi tiết về linh kiện  MWPR1516 16 KB Flash 24 MHz Cortex-M0 Based Microcontroller
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MWPR1516CFM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button MWPR1516CFM Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors MWPR1516CFM Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 38 page
background image
2. Power supply enters reduced power mode when MCU is in Stop mode.
3. VDD is from VDD1.
4. This typical value is configurable based on VREC.
5. User need to trim the LPOCLK in order to get ±5% LPOCLK
6. This is junction temperature.
NOTE
Unless noted, VDD1 and VDD2 must be shorted on the
application board.
I
O H(A )
VDD- VOH
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0
0.05
0.1
0.15
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
0.0035
0.004
0.0045
0.005
‐40 C
25 C
85 C
(V)
Figure 2. Typical IOH Vs. VDD-VOH (standard drive strength) (VDD = 5 V)
Nonswitching electrical specifications
10
MWPR1516 16 KB Flash, Rev2, 1/2015.
Freescale Semiconductor, Inc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com