| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SAMA5D2 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAMA5D2 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Microchip Technology |
|
37 / 56 page ![]() ...........continued 361-ball BGA rotatethispage90 289-ball BGA 196-ball BGA Power Rail I/O Type Primary Alternate PIO Peripheral Reset State (Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST)(1) Signal Dir Signal Dir Func Signal Dir IO Set A13, A15, A16, A17, A18, B10, B12, B16, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, D10, D12, D16, E12, E13, E15, E16, E17, E19, E5, E6, E9, F10, F11, F12, F13, F16, F5, F6, F7, F9, G11, G12, G13, G15, G16, G17, G19, G7, G8, G9, H11, H12, H13, H16, H7, H8, H9, J12, J14, J15, J16, J17, J18, J19, K10, K11, K12, K14, L12, L13, L14, L15, L16, M10, M11, M14, N11, N13, N16, N7, R11, R12, R17, T12, T9, U10, U11, U8, V4 A12, A13, A14, A15, B11, B12, B13, B14, B15, C10, C11, C12, C13, C14, C15, D10, D11, D12, D13, D14, E13, F9, F10, F13, F14, G11, G13, G14, H11, H13, H14, J12, J13, J14, K12, K13, K14, L13, R12, T9 – – NC(4) – – – – – – – – – |