| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SAMA5D2 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAMA5D2 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Microchip Technology |
|
26 / 56 page ![]() ...........continued 361-ball BGA rotatethispage90 289-ball BGA 196-ball BGA Power Rail I/O Type Primary Alternate PIO Peripheral Reset State (Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST)(1) Signal Dir Signal Dir Func Signal Dir IO Set C1 C1 – VDDISC GPIO PC17 I/O – – A LCDDAT11 O 2 PIO, I, PU, ST B GTX1 O 1 C ISC_D8 I 1 E RF0 I/O 2 F A6 O 2 L9 G9 – VDDISC GPIO PC18 I/O – – A LCDDAT12 O 2 PIO, I, PU, ST B GMDC O 1 C ISC_D9 I 1 E FLEXCOM3_IO2 I/O 2 F A7 O 2 D1 D1 – VDDISC GPIO PC19 I/O – – A LCDDAT13 O 2 PIO, I, PU, ST B GMDIO I/O 1 C ISC_D10 I 1 E FLEXCOM3_IO1 I/O 2 F A8 O 2 L8 H4 – VDDISC GPIO PC20 I/O – – A LCDDAT14 O 2 PIO, I, PU, ST B GRXCK I 1 C ISC_D11 I 1 E FLEXCOM3_IO0 I/O 2 F A9 O 2 E3 E1 – VDDISC GPIO PC21 I/O – – A LCDDAT15 O 2 PIO, I, PU, ST B GTXER O 1 C ISC_PCK I 1 E FLEXCOM3_IO3 O 2 F A10 O 2 E2 F1 – VDDISC GPIO PC22 I/O – – A LCDDAT18 O 2 PIO, I, PU, ST B GCRS I 1 C ISC_VSYNC I 1 E FLEXCOM3_IO4 O 2 F A11 O 2 |