| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SAMA5D2 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAMA5D2 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Microchip Technology |
|
31 / 56 page ![]() ...........continued 361-ball BGA rotatethispage90 289-ball BGA 196-ball BGA Power Rail I/O Type Primary Alternate PIO Peripheral Reset State (Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST)(1) Signal Dir Signal Dir Func Signal Dir IO Set M1 L1 J1 VDDANA GPIO_AD PD16 I/O PTC_Y5 – A TDO O 1 PIO, I, PU, ST B FLEXCOM4_IO4 O 2 C UTMI_CDRBISTEN I 1 D GTX1 O 2 E ISC_VSYNC I 2 F ISC_D8 I 4 M2 K1 A1 VDDANA GPIO_AD PD17 I/O PTC_Y6 – A TMS I 1 A, PU, ST C UTMI_CDRCPSELDIV O 1 D GMDC O 2 E ISC_HSYNC I 2 F ISC_D9 I 4 M4 J7 G3 VDDANA GPIO_AD PD18 I/O PTC_Y7 – A NTRST I 1 PIO, I, PU, ST D GMDIO I/O 2 E ISC_FIELD I 2 F ISC_D10 I 4 M8 L8 K2 VDDANA GPIO_AD PD19 I/O AD0 – A PCK0 O 1 PIO, I, PU, ST B TWD1 I/O 3 C URXD2 I 3 E I2SC0_CK I/O 2 F ISC_D11 I 4 N1 L2 H1 VDDANA GPIO_AD PD20 I/O AD1 – A TIOA2 I/O 3 PIO, I, PU, ST B TWCK1 I/O 3 C UTXD2 O 3 E I2SC0_MCK O 2 F ISC_PCK I 4 P3 P1 G1 VDDANA GPIO_AD PD21 I/O AD2 – A TIOB2 I/O 3 PIO, I, PU, ST B TWD0 I/O 4 C FLEXCOM4_IO0 I/O 3 E I2SC0_WS I/O 2 F ISC_VSYNC I 4 |