công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADV7322 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADV7322
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiformat 11-Bit HDTV Video Encoder
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV7322 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Analog Devices

Back Button ADV7322 Datasheet HTML 67Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 68Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 69Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 70Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 71Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 72Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 73Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 74Page - Analog Devices ADV7322 Datasheet HTML 75Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 88 page
background image
Preliminary Technical Data
ADV7322
Rev. PrA | Page 71 of 88
CH2 200mV
M 4.0
µs
CH2
EVEN
T
1.82872ms
2
T
Figure 104. 525p Field Pattern
CH2 200mV
M 4.0
µs
CH2
EVEN
T
1.84176ms
2
T
Figure 105. 625p Field Pattern
CH2 100mV
M 4.0
µs
CH2
EVEN
T
1.82936ms
2
T
Figure 106. 525p Black Bar [−35 mV, 0 mV, 7 mV, 14 mV, 21 mV,
28 mV, 35 mV]
CH2 100mV
M 4.0
µs
CH2
EVEN
T
1.84176ms
2
T
Figure 107. 625p Black Bar [−35 mV, 0 mV, 7 mV, 14 mV,
21 mV, 28 mV, 5 mV]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com