| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VS6624 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VS6624 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 100 page ![]() Register map VS6624 76/100 Rev 1 0x221b (MSByte) 0x221c (LSByte) w2_0 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 0 of YUV matrix Type UINT_16 0x2220 (MSByte) 0x221f (LSByte) w2_1 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 1 of YUV matrix Type UINT_16 0x2223 (MSByte) 0x2224 (LSByte) w2_2 Default value 0x00 Purpose Row 2 Column 2 of YUV matrix Type UINT_16 0x2227 (MSByte) 0x2228 (LSByte) YinY Default value 0x00 Purpose Y in Y Type UINT_16 0x222b (MSByte) 0x222c (LSByte) YinCb Default value 0x00 Purpose Y in Cb Type UINT_16 0x2220 (MSByte) 0x222f (LSByte) YinCr Default value 0x00 Purpose Y in Cr Type UINT_16 1. Can be controlled in all stable states Table 35. Pipe1 RGB To YUV matrix manual control Index Pipe1RgbToYuv(1) |