công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2404B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA2404B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2404B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA2404B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
BAW TRX Filter 2350MHz Band40 SMD1.1x0.9mm (100MHz BW)
MODEL NO.:TA2404B
REV. NO.:3.0
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level:
@ Input Power(2300~2400MHz): 29dBm,CW , +50°C, 5000H
@ Input Power(2300~2390MHz): 29dBm,LTE QPSK 5MHz full RB(50% duty cycle),
+50°C, 5000H
2. DC Voltage : 0V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -55°C to +125°C
5. Moisture Sensitivity Level: Level 3
6. ESD 50V(MM)
100V(HBM)
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance : Zs = 50 // 5.1nH Ω(Single-ended)
Terminating load impedance : ZL = 50 // 5.1nH Ω(Single-ended)
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
2350
-
-
Insertion Loss (2300~2400MHz)
IL
dB
-
1.4
2.0(*1)
Ta=+25°C
Insertion Loss (2300~2400MHz)
IL
dB
-
1.4
2.3(*1)
Input VSWR
(2300~2400MHz)
-
1.6
2.2
-
Output VSWR
(2300~2400MHz)
1.6
2.2
Attenuation (reference level from 0 dB)
Electrostatic Sensitive Device (ESD)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com