công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2404B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA2404B
Giải thích chi tiết về linh kiện  BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2404B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA2404B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA2404B Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-02
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Product Specifications Approval Sheet
Product Description: BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
TST Part No.: TA2404B (This part is compliant with AEC-Q200)
Customer Part No.:
Checked by:
Anne Chen
Approved by:
Andy Yu
Date:
2020/02/14
1.
Customer signed back is required before TST can proceed with sample build and receive orders.
2.
Orders received without customer signed back will be regarded as agreement on the specifications.
3.
Any specifications changes must be approved upon by both parties and a new revision of specifications
shall be released to reflect the changes.
Customer signature required
Company:
Division:
Approved by :
Date:


Số phần tương tự - TA2404B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2404A TAI-SAW-TA2404A Datasheet
1Mb / 11P
BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
More results

Mô tả tương tự - TA2404B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
885069 TRIQUINT-885069_15 Datasheet
265Kb / 6P
2350 MHz BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2015B TAI-SAW-TA2015B Datasheet
727Kb / 7P
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
TA2015C TAI-SAW-TA2015C Datasheet
720Kb / 7P
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
TA2015D TAI-SAW-TA2015D Datasheet
721Kb / 7P
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
TA2404A TAI-SAW-TA2404A Datasheet
1Mb / 11P
BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
TA2405A TAI-SAW-TA2405A Datasheet
878Kb / 10P
SAW TRX Filter 2595 MHz Band41 SMD 1109(BW=120MHz)
TA2405B TAI-SAW-TA2405B Datasheet
880Kb / 10P
SAW TRX Filter 2595 MHz Band41 SMD 1109(BW=120MHz)
TA2621A TAI-SAW-TA2621A Datasheet
914Kb / 11P
BAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
TA2621C TAI-SAW-TA2621C Datasheet
914Kb / 11P
BAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
logo
Qorvo, Inc
885069 QORVO-885069 Datasheet
265Kb / 6P
2350 MHz BAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com