| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 TriQuint Semiconductor |
885069
|
265Kb / 6P |
2350 MHz BAW Filter
|
 TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,... |
TA2015B
|
727Kb / 7P |
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
|
|
TA2015C
|
720Kb / 7P |
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
|
|
TA2015D
|
721Kb / 7P |
SAW Filter 2350 MHz (BW 100MHz) SMD 1.1X0.9mm
|
|
TA2404A
|
1Mb / 11P |
BAW TRX Filter 2350 MHz Band40 SMD 1109(BW=100MHz)
|
|
TA2405A
|
878Kb / 10P |
SAW TRX Filter 2595 MHz Band41 SMD 1109(BW=120MHz)
|
|
TA2405B
|
880Kb / 10P |
SAW TRX Filter 2595 MHz Band41 SMD 1109(BW=120MHz)
|
|
TA2621A
|
914Kb / 11P |
BAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
|
|
TA2621C
|
914Kb / 11P |
BAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
|
 Qorvo, Inc |
885069
|
265Kb / 6P |
2350 MHz BAW Filter
|