công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EDSTRG40DILAX bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - Texas Instruments

tên linh kiện EDSTRG40DILAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS370 MICROCONTROLLER FAMILY DATA BOOK
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

EDSTRG40DILAX bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - Texas Instruments

Back Button EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 78 page
background image
MECHANICAL DATA
4–9
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251–1443
NJ 40-pin plastic shrink dual-in-line package (PSDIP)
NJ (R-PDIP-T**)
PLASTIC SHRINK DUAL-IN-LINE PACKAGE
4040034/B 04/95
40 PIN SHOWN
2.031
54
(51,60)
40
1.425
(36,20)
DIM
A MAX
PINS **
21
20
0.200 (5,08) MAX
0.560 (14,22) MAX
0.125 (3,18) MIN
Seating Plane
0.010 (0,25) NOM
0.600 (15,24)
A
40
1
0.048 (1,216)
0.032 (0,816)
0.014 (0,36)
0.022 (0,56)
0.020 (0,51) MIN
0
°–15°
M
0.010 (0,25)
0.070 (1,78)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com