công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EDSTRG40DILAX bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

tên linh kiện EDSTRG40DILAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS370 MICROCONTROLLER FAMILY DATA BOOK
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

EDSTRG40DILAX bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments EDSTRG40DILAX Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 78 page
background image
RELIABILITY STRESS TESTS
2–5
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251–1443
Table 1. Microprocessor and Microcontroller Tests
TEST
DURATION
SAMPLE SIZE
PLASTIC
CERAMIC
Operating life, 125
°C, 5.0 V
1000 hrs
129
129
Storage life, 150
°C
1000 hrs
45†
45
Biased humidity, 85
°C/85% RH, 5 V
1000 hrs
77
–
Autoclave, 121
°C, 1 ATM
240 hrs
45
–
Temperature cycle, – 65
°C to 150°C
1000 cyc‡
77
77
Temperature cycle, 0
°C to 125° C
3000 cyc
77
77
Thermal shock,– 65
°C to 150° C
200 cyc
77
77
Electrostatic discharge,
±2 kV
15
15
Latch-up (CMOS devices only)
55
Mechanical sequence
–22
Thermal sequence
–22
Thermal/mechanical sequence
–22
Particle Impact Noise Detection (PIND)
–45
Internal water vapor
–3
Solderability
22
22
Solder heat
22
22
Resistance to solvents
15
15
Lead integrity
15
15
Lead pull
22
–
Lead finish adhesion
15
15
Salt atmosphere
15
15
Flammability (UL94-V0)
3–
Thermal impedance
55
† If junction temperature does not exceed plasticity of package
‡ For severe environments; reduced cycles for office environments



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com