công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WM8774 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Wolfson Microelectronics plc

tên linh kiện WM8774
Giải thích chi tiết về linh kiện  24 - bit, 192kHz 8 - Channel Input Stereo Codec
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WOLFSON [Wolfson Microelectronics plc]
Trang chủ  http://www.wolfsonmicro.com
Logo WOLFSON - Wolfson Microelectronics plc

WM8774 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Wolfson Microelectronics plc

Back Button WM8774 Datasheet HTML 31Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 32Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 33Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 34Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 35Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 36Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 37Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 38Page - Wolfson Microelectronics plc WM8774 Datasheet HTML 39Page - Wolfson Microelectronics plc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 42 page
background image
Product Preview
WM8774
PP Rev 1.0 June 2002
35
DAC FILTER RESPONSES
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Frequency (Fs)
Figure 19 DAC Digital Filter Frequency Response
– 44.1, 48 and 96kHz
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Frequency (Fs)
Figure 20 DAC Digital Filter Ripple – 44.1, 48 and 96kHz
-80
-60
-40
-20
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Frequency (Fs)
Figure 21 DAC Digital Filter Frequency Response – 192kHz
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
Frequency (Fs)
Figure 22 DAC Digital filter Ripple - 192kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com